công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L6204 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L6204
Giải thích chi tiết về linh kiện  DMOS DUAL FULL BRIDGE DRIVER
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6204 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button L6204 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L6204 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L6204 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L6204 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L6204 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L6204 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics L6204 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L6204 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L6204 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
L6204
10/12
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
a1
0.51
0.020
B
0.85
1.40
0.033
0.055
b
0.50
0.020
b1
0.38
0.50
0.015
0.020
D
24.80
0.976
E
8.80
0.346
e
2.54
0.100
e3
22.86
0.900
F
7.10
0.280
I
5.10
0.201
L
3.30
0.130
Z
1.27
0.050
Powerdip 20
OUTLINE AND
MECHANICAL DATA
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12