công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACT4533B bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Active-Semi, Inc

tên linh kiện ACT4533B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wide-Input Sensorless CC/CV Step-Down DC/DC Converter
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ACTIVE-SEMI [Active-Semi, Inc]
Trang chủ  http://www.active-semi.com
Logo ACTIVE-SEMI - Active-Semi, Inc

ACT4533B bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Active-Semi, Inc

Back Button ACT4533B Datasheet HTML 10Page - Active-Semi, Inc ACT4533B Datasheet HTML 11Page - Active-Semi, Inc ACT4533B Datasheet HTML 12Page - Active-Semi, Inc ACT4533B Datasheet HTML 13Page - Active-Semi, Inc ACT4533B Datasheet HTML 14Page - Active-Semi, Inc ACT4533B Datasheet HTML 15Page - Active-Semi, Inc ACT4533B Datasheet HTML 16Page - Active-Semi, Inc ACT4533B Datasheet HTML 17Page - Active-Semi, Inc ACT4533B Datasheet HTML 18Page - Active-Semi, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 18 page
background image
ACT4533A/B
Rev 0, 14-Aug-13
Innovative Power
TM
- 15 -
www.active-semi.com
Copyright © 2013 Active-Semi, Inc.
SW vs. Output Voltage Ripple
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS CONT’D
Start up with VIN
Load transient (80mA-1A-80mA)
Output Short test
VIN = 24V
VOUT = 5V
IOUT = 2.4A
CH1
CH2
CH1: VRIPPLE, 50mV/div
CH2: SW, 10V/div
TIME: 4µs/div
VIN = 12V
VOUT = 5V
IOUT = 2.4A
CH1
CH2
CH1: VIN, 5V/div
CH2: VOUT, 2V/div
TIME: 400µs//div
Start up with VIN
CH1
CH2
CH1: VIN, 10V/div
CH2: VOUT, 2V/div
TIME: 400µs//div
CH1
CH2
CH1: VOUT, 50mV/div
CH2: IOUT, 1A/div
TIME: 400µs//div
Load transient (1A-2.4A-1A)
CH1
CH2
CH1: VOUT, 100mV/div
CH2: IOUT, 1A/div
TIME: 400µs//div
VIN = 12V
VOUT = 5V
IISET = 2.65A
CH1
CH2
CH1: VOUT, 2V/div
CH2: IL, 1A/div
TIME: 100µs//div
VIN = 24V
VOUT = 5V
IOUT = 2.4A
VIN = 12V
VOUT = 5V
IISET = 2.65A
VIN = 24V
VOUT = 5V
IISET = 2.65A
VIN = 24V
VOUT = 5V
IISET = 2.65A
(Schematic as show in Figure 9, Ta = 25°C, unless otherwise specified)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com