công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

234464 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ERNI Electronics

tên linh kiện 234464
Giải thích chi tiết về linh kiện  M 1,27 SRC A, 10-polig BA1
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ERNI [ERNI Electronics]
Trang chủ  http://www.erni.com
Logo ERNI - ERNI Electronics

234464 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ERNI Electronics

  234464 Datasheet HTML 1Page - ERNI Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Abspulrichtung -
Reel off Direction
0,1 mm
Coplanarity Area of Termination
Anforderungsstufe 1
Performance Level 1
Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating
Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating
Koplanarität der Anschlüsse ≤
0,1 mm
330
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 1000 Stück
Verpackt in Gurtverpackung
Packaging unit: 1000 pcs
A2
prior notice.
contact one of the ERNI companies
Date
14.05.2013
d
Index
SRCA
M 1,27 SRC A, 10-polig BA1
234464
5:1
Information:
Tolerances
Scale
All Dimensions
I
www.ERNI.com
Designation
Class
in mm
before using.
Drawing will not be updated.
Subject to modification without
All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest
version of this drawing, please
±0,03
13,54
14,54
15,85
17,78
16,88
1,27
9 x 1,27 = 11,43
Kontaktbezeichnung
contact marking
-0,05
0,75
2,98
Leiterplatten-Layout für SMT
PCB-Layout for SMT
Kontaktbezeichnung bei Pin 1
contact marking at pin 1
±0,03
1,2
9 x 1,27 = 11,43
±0,03
15,85
1,27
-0,03
0,3
1,6
2,21
0,8
12
1) gültig bei Verwendung von Gegenstecker Federleiste 90° in SMD Ausführung
valid for use by mating female connector 90 ° in SMD version
Sperrfläche für Leiterbahnen
gültig bei Verwendung von
Gegenstecker Federleiste 90°
in SKV Ausführung
Restricted area for conductors
valid for use by mating
female connector 90°
in IDC version


Số phần tương tự - 234464

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
2344604-1 TEC-2344604-1 Datasheet
5Mb / 8P
INTERNAL CABLED INTERCONNECT SOLUTIONS
logo
ERNI Electronics
234465 ERNI-234465 Datasheet
49Kb / 2P
Flat Cable Assemblies
logo
TE Connectivity Ltd
2344654 TEC-2344654 Datasheet
9Mb / 18P
STANDARD AND CUSTOM ANTENNAS FOR IOT
2344654-1 TEC-2344654-1 Datasheet
819Kb / 5P
2400-2500&5150-5875MHz DUAL BAND WLAN BLUETOOTH ANTENNA
2344654-1 TEC-2344654-1 Datasheet
9Mb / 18P
STANDARD AND CUSTOM ANTENNAS FOR IOT
More results

Mô tả tương tự - 234464

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ERNI Electronics
234478 ERNI-234478 Datasheet
67Kb / 1P
M 1,27 SRC A, 12-polig BA1
294919 ERNI-294919 Datasheet
62Kb / 1P
M 1,27 SRC P, 10-polig BA1
100100100003 ERNI-100100100003 Datasheet
70Kb / 1P
M 1,27 SRC A, 6-polig BA1
100101220001 ERNI-100101220001 Datasheet
80Kb / 1P
M 1,27 SRC A, 10-polig BA1
100103070001 ERNI-100103070001 Datasheet
80Kb / 1P
M 1,27 SRC A, 10-polig BA1
100100090002 ERNI-100100090002 Datasheet
80Kb / 1P
M 1,27 SRC A, 10-polig BA1
100203338001 ERNI-100203338001 Datasheet
64Kb / 1P
M 1,27 SRC A, 2-polig BA1
100203380002 ERNI-100203380002 Datasheet
71Kb / 1P
M 1,27 SRC A, 6-polig BA1
100300140001 ERNI-100300140001 Datasheet
65Kb / 1P
M 1,27 SRC A, 3-polig BA1
101303240001 ERNI-101303240001 Datasheet
68Kb / 1P
M 1,27 SRC A, 4-polig BA1
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com