công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SVC10120VB bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện SVC10120VB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ideal for automated placement
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SVC10120VB bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Pan Jit International Inc.

  SVC10120VB Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SVC10120VB Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SVC10120VB Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. SVC10120VB Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. SVC10120VB Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
PAGE . 1
February 27,2014-REV.00
SVC10120VB
ULTRA LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
VOLTAGE
120 Volt
10 Ampere
FEATURES
• Ideal for automated placement
• Ultra low forward voltage drop, low power loss
• High efficiency operation
• Low thermal resistance
• Ultra thin profile package for space constrained utilization
• Package suitable for automated handling
• Lead free in compliance with EU RoHS 2011/65/EU directive
• Green molding compound as per IEC61249 Std. . (Halogen Free)
MECHANICAL DATA
Case : TO-277B, Plastic
Terminals : Solderable per MIL-STD-750, Method 2026
Weight : 0.0038 ounces, 0.1088 grams
Marking : Part number
CURRENT
MAXIMUM RATINGS(TA=25oC unless otherwise noted)
NOTES : 1.Mounted on a FR4 PCB, single-sided copper, mini pad.
2.Mounted on 10cm*10cm*0.5mm copper pad area
PARAMETER
SYMBOL
VALUE
UNIT
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage
VRRM
120
V
Maximum RMS Voltage
VRMS
85
V
Maximum DC Blocking Voltage
VR
120
V
Maximum Average Rectified Output Current
I F(AV)
10
A
Peak Forward Surge Current : 8.3ms single half sine-wave
superimposed on rated load
I FSM
200
A
Typical Thermal Resistance
(Note 2)
(Note 1)
RJA
RJC
110
4
oC/W
Operating Junction Temperature Range And Storage Temperature Range
TJ,TSTG
-55 to + 150
oC
0.243(6.15)
0.238(6.05)
0.282(7.15)
0.269(6.85)
0.193(4.90)
0.181(4.60)
0.053(1.35)
0.045(1.15)


Số phần tương tự - SVC10120VB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SVC10120VB PANJIT-SVC10120VB_16 Datasheet
287Kb / 6P
ULTRA LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
SVC10120VB_R2_00001 PANJIT-SVC10120VB_R2_00001 Datasheet
287Kb / 6P
ULTRA LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - SVC10120VB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SVM1560UB PANJIT-SVM1560UB Datasheet
175Kb / 5P
Ideal for automated placement
logo
Bruckewell Technology L...
SD10PU80 BWTECH-SD10PU80 Datasheet
117Kb / 4P
Ideal for automated placement
logo
Vishay Siliconix
SE40PB VISHAY-SE40PB Datasheet
99Kb / 5P
Ideal for automated placement
10-Dec-14
SE70PB VISHAY-SE70PB Datasheet
100Kb / 5P
Ideal for automated placement
10-Jul-15
SS3H9-M3 VISHAY-SS3H9-M3 Datasheet
91Kb / 4P
Ideal for automated placement
09-Dec-13
SS12-M3 VISHAY-SS12-M3 Datasheet
96Kb / 4P
Ideal for automated placement
04-Aug-15
V8P8-M3 VISHAY-V8P8-M3 Datasheet
96Kb / 5P
Ideal for automated placement
04-May-15
V12P45-M3 VISHAY-V12P45-M3 Datasheet
95Kb / 5P
Ideal for automated placement
05-May-15
VSSAF3N50 VISHAY-VSSAF3N50 Datasheet
110Kb / 5P
Ideal for automated placement
24-Jul-14
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LMKAK10 LEIDITECH-LMKAK10 Datasheet
526Kb / 4P
Ideal for automated placement
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com