công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NPPC052KFMS-RC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện NPPC052KFMS-RC
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 amp current rating per contact
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

NPPC052KFMS-RC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  NPPC052KFMS-RC Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers NPPC052KFMS-RC Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
81
www.sullinscorp.com
| 760-744-0125 | toll-free 888-774-3100 | fax 760-744-6081 | info@sullinscorp.com
Sullins Headers
DIMENSIONS
Dimensions in [ ] are in millimeters, all others are in inches.
SINGLE READOUT,
STRAIGHT TAIL SHOWN
.027x.015
[.69x.38]
Recommended P.C.Board
Hole Layout
DUAL READOUT,
STRAIGHT TAIL SHOWN
.238 [6.05]
INSERTION DEPTH
.100[2.54]
.040[1.02]
.050
[12.70]
.100[2.54]
.238 [6.05]
INSERTION DEPTH
B
A
B
.027x.015
[.69x.38]
.050[12.70]
.100[2.54]
A
A
.100
[2.54]
.040[1.02]
A
.100
[2.54]
Number
of
Positions
Number of
Contacts
DImension
A
Dimension
B
1
Row
2
Row
Inches
[mm]
Inches
[mm]
01
1
2
02
2
4
.100
2.54
.220
5.58
03
3
6
.200
5.08
.320
8.12
04
4
8
.300
7.62
.420
10.66
05
5
10
.400
10.16
.520
13.20
06
6
12
.500
12.70
.620
15.74
07
7
14
.600
15.24
.720
18.28
08
8
16
.700
17.78
.820
20.82
09
9
18
.800
20.32
.920
23.36
10
10
20
.900
22.86
1.020
25.90
11
11
22
1.000
25.40
1.120
28.44
12
12
24
1.100
27.94
1.220
30.98
13
13
26
1.200
30.48
1.320
33.52
14
14
28
1.300
33.02
1.420
36.06
15
15
30
1.400
35.56
1.520
38.60
16
16
32
1.500
38.10
1.620
41.14
17
17
34
1.600
40.64
1.720
43.68
18
18
36
1.700
43.18
1.820
46.22
19
19
38
1.800
45.72
1.920
48.76
20
20
40
1.900
48.26
2.020
51.30
21
21
42
2.000
50.80
2.120
53.84
22
22
44
2.100
53.34
2.220
56.38
23
23
46
2.200
55.88
2.320
58.92
24
24
48
2.300
58.42
2.420
61.46
25
25
50
2.400
60.96
2.520
64.00
26
26
52
2.500
63.50
2.620
66.54
27
27
54
2.600
66.04
2.720
69.08
28
28
56
2.700
68.58
2.820
71.62
29
29
58
2.800
71.12
2.920
74.16
30
30
60
2.900
73.66
3.020
76.70
31
31
62
3.000
76.20
3.120
79.24
32
32
64
3.100
78.74
3.220
81.78
33
33
66
3.200
81.28
3.320
84.32
34
34
68
3.300
83.82
3.420
86.86
35
35
70
3.400
86.36
3.520
89.40
36
36
72
3.500
88.90
3.620
91.94
37
37
74
3.600
91.44
3.720
94.48
38
38
76
3.700
93.98
3.820
97.02
39
39
78
3.800
96.52
3.920
99.56
40
40
80
3.900
99.06
4.020
102.10
PART NUMBER CODING
.100”[2.54mm] Contact Centers, Female Header
Dip Solder/Right Angle/SMT
PLASTIC HOUSING
PP = Polyester/Phosphor Bronze (Thru Hole Only)
NP = Nylon 6-T/Phosphor Bronze (SMT or Thru Hole)
P = Gold Flash Overall
T = 100% Pure Tin Overall
CONTACT FINISH - RoHS Compliant
CONTACT CENTERS
NUMBER OF POSITIONS
1=1 Row
2=2 Row
RoHS Compliant
MOUNTING STYLE
Consult Factory For Modifications
N = No Mounting
C = SMT, One Row, pin 1 Left
D = SMT, One Row, pin 1 Right
P = SMT, 2 Row with guide pins
S = SMT, 2 Row without guide pins
TERMINATION TYPE
01 Thru 40
(e.g. 36 position has 72 contacts)
NUMBER OF ROWS (Opposite Page)
LFB = Straight
LGB = 1 Row Right Angle
LJB = 2 Row Right Angle
KFX = 1 Row SMT (NP SERIES ONLY)
KFM = 2 Row SMT (NP SERIES ONLY)
PP
P C 36 1 LFB N - RC
C = .100” [2.54mm]



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com