| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CLH bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CLH bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
25 / 25 page ![]() SMD Ceramic Multilayer Chip Inductors - CLH Series Packaging Specifications Tape Dimensions Tape Material Figure A Figure A Figure B Figure B Reel Dimensions Dimensions in mm Tape Dimensions Tape Reel Dimensions TYPE A B T W P F K Tape Material A B C D Quantity PCS / Reel CLH0603 0.37 0.67 0.42 8 2 3.5 B B 180 60 13 1.5 15000 CLH1005 0.65 1.12 0.60 8 2 3.5 B A 178 60 12 1.5 10000 CLH1608 1.00 1.80 0.95 8 4 3.5 B A 178 60 12 1.5 4000 CLH201209 1.58 2.42 0.95 8 4 3.5 1.04 A,B A 178 60 12 1.5 4000 CLH201212 1.35 2.25 0.22 8 4 3.5 1.35 A A 178 60 12 1.5 3000 |