công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M4201 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Alpha Wire

tên linh kiện M4201
Giải thích chi tiết về linh kiện  Customer Specification
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Trang chủ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire

M4201 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Alpha Wire

  M4201 Datasheet HTML 1Page - Alpha Wire M4201 Datasheet HTML 2Page - Alpha Wire M4201 Datasheet HTML 3Page - Alpha Wire M4201 Datasheet HTML 4Page - Alpha Wire  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207
Tel: 1-800-52 ALPHA (25742), Web: www.alphawire.com
Customer Specification
PART NO. M4201
Construction
Diameters (In)
1) Component 1
1 X 1 COAX
a) Conductor
13 (7/21) AWG BC
0.086
b) Insulation
0.0995" Wall, Nom. Polyethylene(PE)
0.285
(1) Color(s)
Cond
Color
Cond
Color
Cond
Color
1
CLEAR
2) Shield
BC BRAID Shield,95% Coverage, Min.
3) Jacket
0.044" Wall, Nom.,Type IIA PVC
0.405+/- 0.007
a) Color(s)
BLACK
b) Print
ALPHA WIRE-* P/N M4201
RG-8A/U TYPE EXXXXX 60C 1C13 SHIELDED CMX (UL)
C(UL) OR AWM 1354
* = Factory Code
[Note: Product may have c(UL) or CSA markings depending upon plant of manufacture.]
Applicable Specifications
1) UL
AWM/STYLE 1354
60°C / 30 VRMS
CMX
60°C
2) CSA International
C(UL) TYPE CMX
60°C
3) Military
MIL-C-17D/3A RG-8A/U
60°C / 3700 VRMS
Environmental
1) EU Directive 2002/95/EC(RoHS):
All materials used in the manufacture of this part are in compliance with EU Directive
2002/95/EU regarding the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipment. Consult Alpha Wire's web site for compliance Date of Manufacture.
2) California Proposition 65:
The outer surface materials used in the manufacture of this part meet the requirements of
California Proposition 65.
Properties


Số phần tương tự - M4201

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
M42012-760 ETC1-M42012-760 Datasheet
123Kb / 1P
20 WATT AC ADAPTERS
M42015-760 ETC1-M42015-760 Datasheet
123Kb / 1P
20 WATT AC ADAPTERS
M42018-760 ETC1-M42018-760 Datasheet
123Kb / 1P
20 WATT AC ADAPTERS
More results

Mô tả tương tự - M4201

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Alpha Wire
5010_15C ALPHAWIRE-5010_15C Datasheet
72Kb / 3P
Customer Specification
251731 ALPHAWIRE-251731 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
453821 ALPHAWIRE-453821 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
101 ALPHAWIRE-101 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
103 ALPHAWIRE-103 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
1069 ALPHAWIRE-1069 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
108 ALPHAWIRE-108 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
1138C ALPHAWIRE-1138C_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
121910C ALPHAWIRE-121910C Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
2549911 ALPHAWIRE-2549911 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com