| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TO-220 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Continental Device India Limited |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TO-220 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Continental Device India Limited |
|
2 / 6 page ![]() Pin 1: Cathode Pin 3: Anode DIM Min Max DIM Min Max A 13.40 14.20 J 0.35 0.58 B 9.91 10.41 K 13.48 14.22 C 4.40 4.70 L 3.55 4.05 D 0.680 0.940 M 2.54 2.79 E 1.14 1.39 N 28.40 29.16 F 3.74 3.91 P 8.38 8.89 G 4.95 5.2 R 10.54 H 3.43 3.68 S 2.82 2.87 TO220AC_Pkg_Drawing Rev271005 TO-220AC Leaded Plastic Package All Dimensions are in mm Continental Device India Limited Data Sheet Page 2 of 6 Continental Device India Limited An ISO/TS 16949, ISO 9001 and ISO 14001 Certified Company |