công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2CSD82443 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

tên linh kiện 2CSD82443
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pupitres en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Trang chủ  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

2CSD82443 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  2CSD82443 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. 2CSD82443 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. 2CSD82443 Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd. 2CSD82443 Datasheet HTML 4Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Desk Cover
Desk Inner Panel
profonde que dans le pupitre standard et peut donc recevoir une
tourelle profonde - voir les dessins, car le pupitre profond n'a pas le
même profil (section arrière inclinée) que le pupitre standard (section
arrière plate.)
Le profil du couvercle procure une résistance accrue.
Rebord profilé prévenant l'infiltration de liquides et de contaminants.
Les verrous quart de tour étanches à l'huile à fente fixent à demeure le
couvercle, et des verrous inviolables sont offerts en option.
Les modèles en acier inoxydable utilisent de la quincaillerie en acier
inoxydable.
Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure.
Plusieurs emplacements intérieurs de goujons permettent le montage
d'un panneau intérieur.
Une tige de mise à la masse est prévue sur le couvercle et une tige de
mise à la terre est installée dans le boîtier.
Accessoires
Avec revêtement en poudre texturé gris clair RAL 7035 ou en acier
inoxydable naturel avec fini brossé lisse.
Couvercles offerts dans les mêmes finis.
Accessoires



Html Pages

1 2 3 4