| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
2CSD24R bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2CSD24R bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
1 / 3 page ![]() Terminal en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X Système modulaire de consoles Application Idéal pour loger une sytème informatique personnel comprenant un écran vidéo, un clavier et un contrôleur logique programmable. Une conception souple permet le montage sur panneau ou sur bâti pour diverses applications. Généralement utilisé avec d'autres composants modulaires de console (p. ex., base ou socle). Le montage sur une base offre de l'espace supplémentaire pour des contrôleurs programmables et des supports pour imprimante et papier. Roulettes offertes en option (nécessitent l'installation d'une plinthe) pour former un poste de travail certifié NEMA entièrement mobile. Ses lignes douces et ses angles nets lui confèrent un aspect contemporain attrayant. Normes UL 508, types 3R, 4 et 12 CSA, types 3R, 4, 12 et 13 EIA RS-310-D Conformes aux normes : NEMA, types 3R, 4 et 12 CEI 60529, IP66 Construction UL 508, types 3R, 4, 4X et 12 CSA, types 3R, 4, 4X et 12 EIA RS-310-D Conformes aux normes : NEMA, types 3R, 4, 4X et 12 CEI 60529, IP66 Finition Corps et portes en tôle d'acier de calibre 14. Aussi offert avec corps et portes en tôle d'acier inoxydable 304 de calibre 14. Joints soudés en continu, lisses. Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour plus de résistance et de rigidité. Offerte en largeur de 24 po seulement. Côtés et toit pleins, deux portes pleines à l'avant (s'ouvrant vers le bas et petite porte pour logement de clavier) et à l'arrière (s'ouvrant vers le haut) et fond ouvert. La petite porte s'ouvrant vers le bas permet d'accéder au tiroir à clavier coulissant offert en option. |
Số phần tương tự - 2CSD24R |
|
Mô tả tương tự - 2CSD24R |