công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S2CDT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

tên linh kiện S2CDT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Terminal en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Trang chủ  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

S2CDT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  S2CDT Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. S2CDT Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. S2CDT Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Part No.
Finish
2CLD24R
Type 4 RAL 7035 Light Gray
2CSD24R
Type 4, 4X Stainless Steel
Les portes avant possèdent un mécanisme coulissant qui offre un
angle d'ouverture de 102 º en position abaissée.
La porte arrière comporte un arrêt de porte manuel à trois positions qui
offre un support pratique lorsque la porte est en position ouverte.
Rebord profilé prévenant l'infiltration de liquides et de contaminants.
La porte est munie de verrous quart de tour à fente étanches à l'huile,
et des verrous inviolables sont offerts en option.
Les modèles en acier inoxydable utilisent de la quincaillerie en acier
inoxydable.
Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure et retenues
mécaniquement.
Plusieurs emplacements intérieurs de goujons permettent le montage
de divers accessoires.
Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise
à la terre est installée dans l'enceinte.
Accessoires
Revêtement en poudre texturé gris clair RAL 7035, et acier inoxydable
naturel avec fini brossé lisse.
Porte vitrée avant de 24 po disponible dans les mêmes finis.
Accessoires
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.



Html Pages

1 2 3