| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
2CSD83636 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2CSD83636 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
2 / 4 page ![]() Desk Cover Desk Inner Panel profonde que dans le pupitre standard et peut donc recevoir une tourelle profonde - voir les dessins, car le pupitre profond n'a pas le même profil (section arrière inclinée) que le pupitre standard (section arrière plate.) Le profil du couvercle procure une résistance accrue. Rebord profilé prévenant l'infiltration de liquides et de contaminants. Les verrous quart de tour étanches à l'huile à fente fixent à demeure le couvercle, et des verrous inviolables sont offerts en option. Les modèles en acier inoxydable utilisent de la quincaillerie en acier inoxydable. Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure. Plusieurs emplacements intérieurs de goujons permettent le montage d'un panneau intérieur. Une tige de mise à la masse est prévue sur le couvercle et une tige de mise à la terre est installée dans le boîtier. Accessoires Avec revêtement en poudre texturé gris clair RAL 7035 ou en acier inoxydable naturel avec fini brossé lisse. Couvercles offerts dans les mêmes finis. Accessoires |