| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
2CLC2024 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2CLC2024 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
2 / 3 page ![]() Les modèles de 24 et de 36 po de largeur ont une seule porte à l'avant tandis que les modèles de 48 et de 60 po de largeur ont deux portes à charnières extérieures à l'avant. Sur les modèles de 24 et de 36 po de largeur, les portes peuvent être installées de manière à s'ouvrir à gauche ou à droite. Les profilés de porte offrent une résistance accrue et sont pré- poinçonnés pour offrir différentes options de montage. Rebord profilé prévenant l'infiltration de liquides et de contaminants. Des verrous quart de tour étanches à l'huile à fente fixent à demeure la porte et le couvercle, et des verrous inviolables sont offerts en option. Les modèles en acier inoxydable utilisent de la quincaillerie en acier inoxydable. Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure et retenues mécaniquement. Plusieurs emplacements intérieurs de goujons permettent le montage d'un panneau intérieur offert en option. Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée dans l'enceinte. Accessoires Avec revêtement en poudre texturé gris clair RAL 7035 ou en acier inoxydable naturel avec fini brossé lisse. Accessoires |