| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
S2CB bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
S2CB bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
1 / 4 page ![]() Bases en acier doux et en acier inoxydable de types 4 et 4X Système modulaire de consoles Application Une conception souple permet le montage sur panneau ou sur bâti pour diverses applications. Généralement utilisé avec d'autres composants modulaires de console (p. ex., une autre base, un terminal, un pupitre ou une tourelle). À simple ou à double accès. Ses lignes douces et ses angles nets lui confèrent un aspect contemporain attrayant. Normes UL 508, types 3R, 4 et 12 CSA, types 3R, 4, 12 et 13 EIA RS-310-D Conformes aux normes : NEMA, types 3R, 4 et 12 CEI 60529, IP66 Construction UL 508, types 3R, 4, 4X et 12 CSA, types 3R, 4, 4X et 12 EIA RS-310-D Conformes aux normes : NEMA, types 3R, 4, 4X et 12 CEI 60529, IP66 Finition Corps en tôle d'acier de calibre 14 et porte en acier de calibre 14. Aussi offert avec corps et porte en tôle d'acier inoxydable 304 de calibre 14. Joints soudés en continu, lisses. Des raidisseurs de porte sont installés aux endroits appropriés pour plus de résistance et de rigidité. Offert en quatre largeurs : 24, 36, 48 et 60 po. Le modèle à simple accès comporte des côtés et une section arrière pleins, une porte avant pleine, un toit ouvert et un fond fermé par un panneau d'accès amovible. Le modèle à double accès est semblable au modèle à simple accès mais il comporte une porte pleine à l'avant et à l'arrière. Les modèles de 24 et de 36 po de largeur ont une porte simple à l'avant (et à l'arrière dans le cas des modèles à double accès) tandis que les modèles de 48 et de 60 po de largeur possèdent des portes à charnières extérieures à l'avant (et à l'arrière dans le cas des modèles à double accès). |
Số phần tương tự - S2CB |
|
Mô tả tương tự - S2CB |