| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TL061CDT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TL061CDT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 16 page ![]() Schematic diagram TL061 2/16 1 Schematic diagram Figure 1. Schematic diagram Figure 2. Input offset voltage null circuit Non-inverting Input Inverting Input Output 4.2k Ω 100 Ω 45k Ω 220 Ω 64 Ω 270 Ω 3.2k Ω Offset Null 1 Offset Null 2 VCC V CC N1 N2 TL061 100k Ω V CC |