| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
RMS bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RMS bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
1 / 1 page ![]() Part No. Mounting Dimensions Height Rack Units Depth RMS193BK1 5.25 3U 17.00 Étagère 3 en 1 avec tiroir pour clavier, pour montage sur deux ou quatre montants Caractéristiques Pour montage sur bâti standard de 19 po. Préassemblé avec deux tablettes, quatre glissières, supports de montage arrière et quincaillerie 10-32. La tablette du haut pivote (dans le sens antihoraire) sur 90 degrés et permet l'utilisation d'un clavier pleine grandeur (non compris) logé sur la tablette d'un bâti. La tablette du bas se prolonge au-delà de la tablette du haut. S'installe sur les rails pour panneaux avant et arrière d'un bâti (ou sur une seule paire de rails au moyen de supports). Ventilée - pour faciliter la circulation d'air dans l'étagère Revêtement en poudre résistant texturé noir. Conforme à la directive RoHS. Fabriqué en Amérique du Nord. Accessoires Les données sont sujettes à changement sans préavis. © 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés. |
Số phần tương tự - RMS |
|
Mô tả tương tự - RMS |