| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
CSA719 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Continental Device India Limited |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CSA719 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Continental Device India Limited |
|
2 / 4 page ![]() Pin 1: Cathode Pin 3: Anode DIM Min Max DIM Min Max A 4.32 5.33 G 1.14 1.40 B 4.45 5.20 H 1.20 1.80 C 3.18 4.19 K 12.5 D 0.40 0.55 L 1.982 2.082 E 0.30 0.55 M 1.03 1.53 F Pin 1 Emitter Pin 2 Pin 3 Collector TO-92 Leaded Plastic Package All Dimensions are in mm 5º Continental Device India Limited Data Sheet Page 2 of 4 TO-92 Plastic Package 2N5551 BC327/A BC328 PNP Base TO-92 Plastic Package CSA719 CSA720 CSA719_720 Rev_2 201008E |