công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSDL468 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Continental Device India Limited

tên linh kiện CSDL468
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CDIL [Continental Device India Limited]
Trang chủ  http://www.cdilsemi.com
Logo CDIL - Continental Device India Limited

CSDL468 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Continental Device India Limited

  CSDL468 Datasheet HTML 1Page - Continental Device India Limited CSDL468 Datasheet HTML 2Page - Continental Device India Limited CSDL468 Datasheet HTML 3Page - Continental Device India Limited CSDL468 Datasheet HTML 4Page - Continental Device India Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR
CSDL468
TO-92L
Plastic Package
Low Frequency Power Amplifier
Complementary CSBL562
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
DESCRIPTION
SYMBOL
UNITS
Collector Base Voltage
VCBO
V
Collector Emitter Voltage
VCEO
V
Emitter Base Voltage
VEBO
V
Collector Current
IC
A
Collector Current Peak
ICM
A
Collector Power Dissipation @ Ta=25ºC
PC
W
Junction Temperature
Tj
ºC
Storage Temperature
Tstg
ºC
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25ºC unless specified otherwise)
DESCRIPTION
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN
TYP
MAX
UNITS
Collector Base Voltage
VCBO
IC=10µA, IE = 0
25
V
Collector Emitter Voltage
VCEO
IC=1mA, IB = 0
20
V
Emitter Base Voltage
VEBO
IE=10µA, IC = 0
5.0
V
Collector Cut Off Current
ICBO
VCB=20V, IE = 0
1.0
µA
DC Current Gain
*hFE
IC=0.5A, VCE=2V
85
240
Collector Emitter Saturation Voltage
*VCE (sat)
IC=0.8A, IB=0.08A
0.5
V
Base Emitter On Voltage
*VBE (on)
IC=0.5A, VCE=2V
1.0
V
Output Capacitance
Cob
IE=0, VCB=10V, f=1MHz
22
pF
Transition Frequency
fT
IC=500mA, VCE=2V
190
MHz
hFE Classification
CSDL468Rev271205E
*Pulse Test: Pulse Width <300
µµs, Duty Cycle<2%
VALUE
25
B 85 - 170,
C 120 - 240
20
5.0
1.0
0.9
1.5
- 55 to +150
150
Continental Device India Limited
Data Sheet
Page 1 of 4
Continental Device India Limited
An ISO/TS 16949, ISO 9001 and ISO 14001 Certified Company


Số phần tương tự - CSDL468

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CSD 16414 TI2-CSD 16414 Datasheet
253Kb / 10P
N-Channel NexFET™ Power MOSFET
REVISED SEPTEMBER 2010
logo
Merrimac Industries, In...
CSD-10H-0.9G MERRIMAC-CSD-10H-0.9G Datasheet
180Kb / 5P
DIRECTIONAL COUPLERS
CSD-10H-1.5G MERRIMAC-CSD-10H-1.5G Datasheet
147Kb / 2P
DIRECTIONAL COUPLER
CSD-10H-1.9G MERRIMAC-CSD-10H-1.9G Datasheet
177Kb / 5P
DIRECTIONAL COUPLERS
CSD-10K-0.75G MERRIMAC-CSD-10K-0.75G Datasheet
152Kb / 5P
DIRECTIONAL COUPLER
More results

Mô tả tương tự - CSDL468

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
SUR519J AUK-SUR519J Datasheet
226Kb / 3P
Epitaxial planar NPN silicon transistor
SUR523H AUK-SUR523H Datasheet
227Kb / 3P
Epitaxial planar NPN silicon transistor
SUR538J AUK-SUR538J Datasheet
236Kb / 3P
Epitaxial planar NPN silicon transistor
SUT562EF AUK-SUT562EF Datasheet
236Kb / 4P
Epitaxial planar NPN silicon transistor
logo
Continental Device Indi...
CSC3930 CDIL-CSC3930 Datasheet
107Kb / 3P
NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Unisonic Technologies
2SD1060 UTC-2SD1060 Datasheet
134Kb / 3P
NPN EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR
logo
GTM CORPORATION
GJSD1802 GTM-GJSD1802 Datasheet
491Kb / 3P
NPN EPITAXIAL PLANAR SILICON TRANSISTOR
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
2SC4226W BILIN-2SC4226W Datasheet
178Kb / 4P
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
Rev.A
KTC3879 BILIN-KTC3879 Datasheet
222Kb / 4P
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
KTC4075 BILIN-KTC4075 Datasheet
233Kb / 4P
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com