công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMSZ4697 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Continental Device India Limited

tên linh kiện MMSZ4697
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON PLANAR ZENER DIODES
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CDIL [Continental Device India Limited]
Trang chủ  http://www.cdilsemi.com
Logo CDIL - Continental Device India Limited

MMSZ4697 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Continental Device India Limited

  MMSZ4697 Datasheet HTML 1Page - Continental Device India Limited MMSZ4697 Datasheet HTML 2Page - Continental Device India Limited MMSZ4697 Datasheet HTML 3Page - Continental Device India Limited MMSZ4697 Datasheet HTML 4Page - Continental Device India Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SILICON PLANAR ZENER DIODES
MMSZ4685 - MMSZ4717
SOD-123
PLASTIC PCAKAGE
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25ºC unless specified otherwise)
Forward Voltage at IF=10mA
VF <0.9
V
Tolerance +/- 5%
Type
Max Reverse
LeakageCurrent
Marking code
Nom
Min
Max
IR
V
V
V
µµA
MMSZ4705
18
17.10
18.90
0.05
DT
MMSZ4706
19
18.10
20.00
0.05
DU
MMSZ4707
20
19.00
21.00
0.01
DV
MMSZ4708
22
20.90
23.10
0.01
DA
MMSZ4709
24
22.80
25.20
0.01
DZ
MMSZ4710
25
23.80
26.30
0.01
DY
MMSZ4711
27
25.70
28.40
0.01
EA
MMSZ4712
28
26.60
29.40
0.01
EC
MMSZ4713
30
28.50
31.50
0.01
ED
MMSZ4714
33
31.40
34.70
0.01
EE
MMSZ4715
36
34.20
37.80
0.01
EF
MMSZ4716
39
37.10
41.00
0.01
EH
MMSZ4717
43
40.90
45.20
0.01
EJ
**Measured with device junction in thermal equilibrium
MMSZ4685_4717Rev090507E
22.8
25.0
27.3
29.6
16.7
Test Voltage
VR
V
32.6
**Zener VoltageVZ (V) at IZT=50µ
µA
18.2
19.0
20.4
21.2
13.6
14.4
15.2
Continental Device India Limited
Data Sheet
Page 2 of 4



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com