công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMSZ4697 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Continental Device India Limited

tên linh kiện MMSZ4697
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT ZENER VOLTAGE DIODE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CDIL [Continental Device India Limited]
Trang chủ  http://www.cdilsemi.com
Logo CDIL - Continental Device India Limited

MMSZ4697 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Continental Device India Limited

  MMSZ4697 Datasheet HTML 1Page - Continental Device India Limited MMSZ4697 Datasheet HTML 2Page - Continental Device India Limited MMSZ4697 Datasheet HTML 3Page - Continental Device India Limited MMSZ4697 Datasheet HTML 4Page - Continental Device India Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
SURFACE MOUNT ZENER VOLTAGE DIODE
MMSZ4697
SOD-123
PLASTIC PACKAGE
Marking
MMSZ4697 = DE
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Ta=25ºC (unless specified otherwise)
DESCRIPTION
SYMBOL
UNIT
Junction Temperature
Tj
oC
Storage Temperature Range
Tstg
oC
Power Dissipation at Ta=25ºC
PD
mW
Derate Above 25ºC
mW/ºC
Thermal Resistance Junction to Ambient
Rth (j-a)
ºC/W
Thermal Resistance Junction to Lead
Rth (j-L)
ºC/W
Maximum Voltage Change (Note1)
∆V
Z
mV
Lead Solder Temperature max 10sec
duration
TL
oC
Nominal Zener Voltage (VZ) at 50µ
µA
V
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25º C unless specified otherwise)
DESCRIPTION
SYMBOL TEST CONDITION
MIN
TYP
MAX
UNIT
Zener Voltage
VZ
IZT=50µA D.C
9.50
10.50
V
Reverse Leakage
IR
IR=7.6V
1.0
µA
Forward Voltage
VF
IF=10mA
0.9
V
Delta Zener Voltage (Note1)
∆V
Z
IZT=100µA to 10µA
0.1
V
Note1:- Voltage change is equal to the difference between VZ at 100µ
µA and V
Z at 10µ
µA
MMSZ4697Rev260606E
260
10
VALUE
- 55 to +150
- 55 to +150
500
340
100
150
6.7
Continental Device India Limited
Data Sheet
Page 1 of 4
Continental Device India Limited
An ISO/TS 16949, ISO 9001 and ISO 14001 Certified Company


Số phần tương tự - MMSZ4697

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
General Semiconductor
MMSZ4697 GE-MMSZ4697 Datasheet
40Kb / 2P
ZENER DIODES
logo
EIC discrete Semiconduc...
MMSZ4697 EIC-MMSZ4697 Datasheet
118Kb / 4P
ZENER DIODES
logo
Fairchild Semiconductor
MMSZ4697 FAIRCHILD-MMSZ4697 Datasheet
35Kb / 3P
Half watt, General purpose, Medium Current Surface Mount Zener
logo
TAITRON Components Inco...
MMSZ4697 TAITRON-MMSZ4697 Datasheet
156Kb / 6P
500mW Two Terminals SMD Zener Diodes
logo
Rectron Semiconductor
MMSZ4697 RECTRON-MMSZ4697 Datasheet
373Kb / 5P
SURFACE MOUNT ZENER DIODE VOLTAGE RANGE 2.4 to 43 Volts POWER RATING 500 mWatts
More results

Mô tả tương tự - MMSZ4697

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
BZX84C3V3 RECTRON-BZX84C3V3 Datasheet
20Kb / 2P
SURFACE MOUNT ZENER DIODE
logo
Diodes Incorporated
BZT52C5V1LP DIODES-BZT52C5V1LP Datasheet
274Kb / 4P
SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS30506 Rev. 11 - 2
logo
Weitron Technology
MMBZ5221BW WEITRON-MMBZ5221BW Datasheet
369Kb / 3P
Surface Mount Zener Diode
logo
Taiwan Semiconductor Co...
MMSZ5221B TSC-MMSZ5221B Datasheet
59Kb / 3P
Surface Mount Zener Diode
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BZT52C2V0S BILIN-BZT52C2V0S Datasheet
228Kb / 4P
Surface mount zener diode
BZT52C2V4 BILIN-BZT52C2V4 Datasheet
232Kb / 4P
Surface mount zener diode
logo
Microdiode Semiconducto...
BZT52C2V7 CHENDA-BZT52C2V7 Datasheet
283Kb / 4P
Surface mount zener diode
BZT52C4V7 CHENDA-BZT52C4V7 Datasheet
283Kb / 4P
Surface mount zener diode
BZT52C8V2 CHENDA-BZT52C8V2 Datasheet
283Kb / 4P
Surface mount zener diode
logo
Shenzhen Luguang Electr...
MMSZ5221BS LUGUANG-MMSZ5221BS Datasheet
188Kb / 3P
Surface mount zener diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com