| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
EM83100Q bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ELAN Microelectronics Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EM83100Q bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ELAN Microelectronics Corp |
|
3 / 6 page ![]() # Preliminary B88 D#B3)& 1201 1 0+105)) 120 0"./1&& !"#$&&)''4'%%'%)&' !"#$('(1) )& '&(& *)&6!"#$&&(1' &!"#$&&(16&!"#$ &&(1 !"#$)8= 0&&&8=>(#8-&8 ( 8 = >( ) ( 8 :: !!-1" 9#+04? !"#$ && 8 ' ) & 6*(8&&'!!-1" ! ""! # $% )) ; 2() %?: : )B&( B %#BD?B 1))B&( B %#BD?B ! ""! & # '(# )# * )+() BEBB F $ B ).(B&( B B )+B&( B B 0&).(&( 120 #: B B 0&)+&( 120 : B B 1)).(&( -:?9-;4-;: E%$ 4 B B 1)).(&( -;G-;2;E E%$ B B 1)).(B&( -;G-;2;E E%$ 4 B B 1))+B&( :?9-;4G-;: E:$ 4 B B 1))+&( -;G-;2;E E$ 4 B B 1))+B&( -;G-;2;E-;?G-;; E$ # B -)&&%() -)&&%()B %: %4 %: <$ -%) $&&)1B ))'&(68 & $ |