công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KPLT5000M30 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - COSMO Electronics Corporation

tên linh kiện KPLT5000M30
Giải thích chi tiết về linh kiện  FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

KPLT5000M30 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - COSMO Electronics Corporation

  KPLT5000M30 Datasheet HTML 1Page - COSMO  Electronics Corporation KPLT5000M30 Datasheet HTML 2Page - COSMO  Electronics Corporation KPLT5000M30 Datasheet HTML 3Page - COSMO  Electronics Corporation KPLT5000M30 Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
APPROVAL SHEET
DATE: 11/29/2007
NO.60F20002 REV.
cosmo
ELECTRONICS CORPORATION
Photolink :
KPLT5000M30
SHEET 4 OF 4
1
(4).Measuring method of Jitter
Vin
Vcc
GND
Vcc
Input
0
0
1
1
Standard optical fiber cable
CH2
CH1
Oscilloscope
Output signal
Standard receiver
PHOTOLINK Unit
to be measured
tj
tj
Input signal (CH1)
Output signal (CH2)
50%
50%
5.Recommended PCB Layout
Notes:
1.Unit:mm
2.tolerance:±0.3mm



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com