công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KPLT5000M4X bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - COSMO Electronics Corporation

tên linh kiện KPLT5000M4X
Giải thích chi tiết về linh kiện  FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  COSMO [COSMO Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.cosmo-ic.com
Logo COSMO - COSMO  Electronics Corporation

KPLT5000M4X bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - COSMO Electronics Corporation

  KPLT5000M4X Datasheet HTML 1Page - COSMO  Electronics Corporation KPLT5000M4X Datasheet HTML 2Page - COSMO  Electronics Corporation KPLT5000M4X Datasheet HTML 3Page - COSMO  Electronics Corporation KPLT5000M4X Datasheet HTML 4Page - COSMO  Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
APPROVAL SHEET
DATE: 11/29/2007
NO.60F20003 REV.
cosmo
ELECTRONICS CORPORATION
Photolink :
KPLT5000M40
SHEET 1 OF 4
1
FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE
FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT
Features
TTL interface.
LED is driven by differential circuit.
A Self-tapping hole for easy attachment to audio Equipment panels.
Applications
Audio equipment.
DVD player.
Automobile.
Outline Dimensions
(Unit:mm)
1. 無指定尺寸公差部分: ±0.2mm
Note1. General dimensions tolerance: ±0.2mm
2. 無指定角度公差部分: ±3°
Note2. General angle tolerance: ±3°
3. 無指定Corner R: Max 0.4mm
Note3. General corner: Max 0.4mm
Pin Connection
1. Vin
2. Vcc
3. GND


Số phần tương tự - KPLT5000M4X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
COSMO Electronics Corp...
KPLT5000M1X COSMO-KPLT5000M1X Datasheet
171Kb / 4P
FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT
KPLT5000M30 COSMO-KPLT5000M30 Datasheet
169Kb / 4P
FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT
KPLT5000M3X COSMO-KPLT5000M3X Datasheet
169Kb / 4P
FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT
KPLT5000M50 COSMO-KPLT5000M50 Datasheet
190Kb / 4P
FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT
KPLT5000M5X COSMO-KPLT5000M5X Datasheet
190Kb / 4P
FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT
More results

Mô tả tương tự - KPLT5000M4X

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TOTX173 TOSHIBA-TOTX173 Datasheet
117Kb / 5P
FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT
TOTX147 TOSHIBA-TOTX147 Datasheet
251Kb / 5P
FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT
TOTX141PL TOSHIBA-TOTX141PL Datasheet
370Kb / 6P
FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT
logo
COSMO Electronics Corp...
KPLT2500M4X COSMO-KPLT2500M4X Datasheet
166Kb / 4P
FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT
KPLT2500M3X COSMO-KPLT2500M3X Datasheet
169Kb / 4P
FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT
KPLT1320M3X COSMO-KPLT1320M3X Datasheet
169Kb / 4P
FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT
KPLT1320M1X COSMO-KPLT1320M1X Datasheet
172Kb / 4P
FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT
KPLT1320BSX COSMO-KPLT1320BSX Datasheet
106Kb / 4P
FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT
KPLT1320BDX COSMO-KPLT1320BDX Datasheet
127Kb / 4P
FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT
KPLT1320B0X COSMO-KPLT1320B0X Datasheet
145Kb / 5P
FIBER OPTIC TRANSMITTING MODULE FOR DIGITAL AUDIO EQUIPMENT
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com