công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VLF3010S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TDK Electronics

tên linh kiện VLF3010S
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD Inductors(Coils)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

VLF3010S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TDK Electronics

  VLF3010S Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics VLF3010S Datasheet HTML 2Page - TDK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
(2/2)
002-03 / 20080821 / e531_vlf3010s.fm
• All specifications are subject to change without notice.
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
INDUCTANCE vs. DC SUPERPOSITION CHARACTERISTICS
VLF3010ST-3R3MR88
VLF3010ST-4R7MR75
VLF3010ST-6R8MR65
VLF3010ST-100MR53
VLF3010ST-150MR38
VLF3010ST-220MR34
TEST CIRCUIT
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.5
3.0
4.0
DC current (A)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1
2
3
5
4
6
DC current (A)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
1
2
3
5
4
7
6
DC current (A)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
2
4
12
6
8
10
DC current (A)
0.0
0.2
0.4
0.6
0
20
5
10
15
DC current (A)
0.0
0.2
0.1
0.3
0.4
0.5
0
25
5
10
20
15
DC current (A)
0.0
0.2
0.1
0.3
0.4
1: LCR meter 4285A f=1MHz
2: DC constant current
1
2
A
C=20,000
µF
L=0.1H
Sample



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com