công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF57N65M5 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STF57N65M5
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 650 V, 0.056 typ., 42 A MDmesh V Power MOSFET
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STF57N65M5 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STF57N65M5 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STF57N65M5 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STF57N65M5 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STF57N65M5 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STF57N65M5 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STF57N65M5 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STF57N65M5 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STF57N65M5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STF57N65M5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
STB57N65M5, STF57N65M5, STI57N65M5, STP57N65M5
Electrical characteristics
Doc ID 022849 Rev 4
5/22
Table 6.
Switching times
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max. Unit
td(V)
tr(V)
tf(i)
tc(off)
Voltage delay time
Voltage rise time
Current fall time
Crossing time
VDD = 400 V, ID = 28 A,
RG = 4.7 Ω, VGS = 10 V
(see Figure 19)
-
73
15
12
19
-
ns
ns
ns
ns
Table 7.
Source drain diode
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max. Unit
ISD
ISDM
(1)
1.
Pulse width limited by safe operating area
Source-drain current
Source-drain current (pulsed)
-
42
168
A
A
VSD
(2)
2.
Pulsed: pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5%
Forward on voltage
ISD = 42 A, VGS = 0
-
1.5
V
trr
Qrr
IRRM
Reverse recovery time
Reverse recovery charge
Reverse recovery current
ISD = 42 A, di/dt = 100 A/µs
VDD = 100 V (see Figure 19)
-
418
8
40
ns
µC
A
trr
Qrr
IRRM
Reverse recovery time
Reverse recovery charge
Reverse recovery current
ISD = 42 A, di/dt = 100 A/µs
VDD = 100 V, Tj = 150 °C
(see Figure 19)
-
528
12
44
ns
µC
A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com