| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SMA6T28AYCAY bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SMA6T28AYCAY bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 11 page ![]() Characteristics SMA6TY 4/11 Doc ID 17869 Rev 3 Figure 5. Clamping voltage versus peak pulse current exponential waveform (maximum values) Figure 3. Relative variation of peak power versus initial junction temperature Figure 4. Peak pulse power versus exponential pulse duration 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 0 25 50 75 100 125 150 175 % T (°C) j 10/1000 µs P PP(kW) 0.1 1.0 10.0 0.01 0.10 1.00 10.00 Tj initial = 25 °C tP(ms) 0.1 1.0 10.0 100.0 1000.0 1 10 100 1000 I PP(A) 10/1000 µs Tj initial=25 °C 8/20 µs V CL(V) V CL(V) |