| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
75813T bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Sanyo Semicon Device |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
75813T bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Sanyo Semicon Device |
|
6 / 26 page ![]() Serial Data Transfer Format 1. 1/3 duty x When CL is stopped at the low level Note: DD···Direction data. No. 7159-6/26 LC75813E, 75813T B1 B0 D2 D1 0 0 D83 D84 D85 D86 D87 CCB address 8 bits Display data 87 bits Control data 15 bits DD 2 bits CCB address 8 bits Display data 87 bits Fixed data 15 bits DD 2 bits CCB address 8 bits Display data 87 bits Fixed data 15 bits DD 2 bits DI CL CE 0 0 0 1 0 0 B3 B2 A0 A1 A3 A2 A0 A1 A3 A2 A0 A1 A3 A2 0 0 0 0 0 P0 P1 P2 P3 0 0 0 SC FC DT DR BU B1 B0 0 0 D88 D89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 B3 B2 D170 D171 D172 D173 D174 B1 B0 0 0 D176 D175 0 0 0 1 0 0 B3 B2 D257 D258 D259 D260 D261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |