| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MICRF219A bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Micrel Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MICRF219A bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Micrel Semiconductor |
|
15 / 23 page ![]() Micrel, Inc. MICRF219A July 2011 15 M9999-071811-A RadioTech@micrel.com Serial Interface Register Loading Examples See Figures 9 to 11. (Channel 1 is the DO pin, and channel 2 is the SCLK pin). Figure 9. All Bits D19 through D0 = 0 Figure 10. All Bits D19 through D0 = 1 Figure 11. D[19:18] = 11, D[17:0] = All 0s or (408) 944-0800 |