công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM385LP-2-5 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM385LP-2-5
Giải thích chi tiết về linh kiện  MICROPOWER VOLTAGE REFERENCES
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM385LP-2-5 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LM385LP-2-5 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM385LP-2-5 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM385LP-2-5 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM385LP-2-5 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM385LP-2-5 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM385LP-2-5 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM385LP-2-5 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM385LP-2-5 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM385LP-2-5 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
LM2852.5, LM3852.5, LM385B2.5
MICROPOWER VOLTAGE REFERENCES
SLVS023J − JANUARY 1989 − REVISED MARCH 2005
7
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
APPLICATION INFORMATION
+
412
Ω†
±1%
† Adjust for 12.17 mV at 25°C across 412 Ω
2.00 k
Ω ±1%
IO ≈ 60 µA
+
3.3 k
Ω
R
LM334
V−
V+
200 k
Ω ±1%
20 k
Ω
953
Ω
±1%
Meter
Type K
LM385-2.5
−
−
500
Ω
cw
cw
Two Mercury
Cells
2.6 V
Figure 10. Thermocouple Cold-Junction Compensator
3.7 V
≤ V+ ≤ 30 V
R
V−
V+
2.74 k
Ω
2.5 V
LM385-2.5
LM334
Figure 11. Operation Over a Wide Supply Range
LM385-2.5
221 k
Ω
9 V
2.5 V
Figure 12. Reference From a 9-V Battery



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com