| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ULCE bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - EIC discrete Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ULCE bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - EIC discrete Semiconductors |
|
2 / 3 page ![]() ELECTRICAL CHARACTERISTICS Rating at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified Reverse Maximum Maximum Maximum Maximum W orking Max. Inverse Peak Inverse Breakdown Voltage @ It Stand-off Reverse Clamping Reverse Junction Inverse Blocking Blocking Voltage Leakage Voltage Current Capacitance Blocking Current Voltage @ VRWM @ IRSM @ 0 Volt Voltage @ VWIB VBR (V) It VRWM IR VRSM IRSM VWIB IIB VPIB Min. Max. (mA) (V) ( µA) (V) (A) pF (V) mA (V) ULCE6.5 7.22 8.82 10 6.5 1000 12.3 100 35 75 1.0 100 ULCE6.5A 7.22 7.98 10 6.5 1000 11.2 100 35 75 1.0 100 ULCE7.0 7.78 9.51 10 7.0 500 13.3 100 35 75 1.0 100 ULCE7.0A 7.78 8.60 10 7.0 500 12.0 100 35 75 1.0 100 ULCE7.5 8.33 10.2 10 7.5 250 14.3 100 35 75 1.0 100 ULCE7.5A 8.33 9.21 10 7.5 250 12.9 100 35 75 1.0 100 ULCE8.0 8.89 10.9 10 8.0 100 15.0 100 35 75 1.0 100 ULCE8.0A 8.89 9.83 10 8.0 100 13.6 100 35 75 1.0 100 ULCE8.5 9.44 11.5 1.0 8.5 50 15.9 94 35 75 1.0 100 ULCE8.5A 9.44 10.4 1.0 8.5 50 14.4 100 35 75 1.0 100 ULCE9.0 10.0 12.2 1.0 9.0 10.0 16.9 89 35 75 1.0 100 ULCE9.0A 10.0 11.1 1.0 9.0 10.0 15.4 97 35 75 1.0 100 ULCE10 11.1 13.6 1.0 10 5.0 18.8 80 35 75 1.0 100 ULCE10A 11.1 12.3 1.0 10 5.0 17.0 88 35 75 1.0 100 ULCE11 12.2 14.9 1.0 11 5.0 20.1 74 35 75 1.0 100 ULCE11A 12.2 13.5 1.0 11 5.0 18.2 82 35 75 1.0 100 ULCE12 13.3 16.3 1.0 12 5.0 22.0 68 35 75 1.0 100 ULCE12A 13.3 14.7 1.0 12 5.0 19.9 75 35 75 1.0 100 ULCE13 14.4 17.6 1.0 13 5.0 23.8 63 35 75 1.0 100 ULCE13A 14.4 15.9 1.0 13 5.0 21.5 70 35 75 1.0 100 ULCE14 15.6 19.1 1.0 14 5.0 25.8 58 35 75 1.0 100 ULCE14A 15.6 17.2 1.0 14 5.0 23.2 65 35 75 1.0 100 ULCE15 16.7 20.4 1.0 15 5.0 26.9 56 35 75 1.0 100 ULCE15A 16.7 18.5 1.0 15 5.0 24.4 61 35 75 1.0 100 ULCE16 17.8 21.8 1.0 16 5.0 28.8 52 35 75 1.0 100 ULCE16A 17.8 19.7 1.0 16 5.0 26.0 57 35 75 1.0 100 ULCE17 18.9 23.1 1.0 17 5.0 30.5 49 35 75 1.0 100 ULCE17A 18.9 20.9 1.0 17 5.0 27.6 54 35 75 1.0 100 ULCE18 20 24.4 1.0 18 5.0 32.2 46 35 75 1.0 100 ULCE18A 20 22.1 1.0 18 5.0 29.2 51 35 75 1.0 100 ULCE20 22.2 27.1 1.0 20 5.0 35.8 42 35 75 1.0 100 ULCE20A 22.2 24.5 1.0 20 5.0 32.4 46 35 75 1.0 100 ULCE22 24.4 29.8 1.0 22 5.0 39.4 38 35 75 1.0 100 ULCE22A 24.4 26.9 1.0 22 5.0 35.5 42 35 75 1.0 100 ULCE24 26.7 32.6 1.0 24 5.0 43.0 35 35 75 1.0 100 ULCE24A 26.7 29.5 1.0 24 5.0 38.9 39 35 75 1.0 100 ULCE26 28.9 35.3 1.0 26 5.0 46.6 32 35 75 1.0 100 ULCE26A 28.9 31.9 1.0 26 5.0 42.1 36 35 75 1.0 100 ULCE28 31.1 38.0 1.0 28 5.0 50.1 30 35 75 1.0 100 ULCE28A 31.1 34.4 1.0 28 5.0 45.5 33 35 75 1.0 100 ULCE30 33.3 40.7 1.0 30 5.0 53.5 28 35 75 1.0 100 ULCE30A 33.3 36.8 1.0 30 5.0 48.4 31 35 75 1.0 100 ULCE33 36.7 44.9 1.0 33 5.0 59.0 25.4 35 75 1.0 100 ULCE33A 36.7 40.6 1.0 33 5.0 53.3 28.1 35 75 1.0 100 ULCE36 40.0 48.9 1.0 36 5.0 64.3 23.3 35 75 1.0 100 ULCE36A 40.0 44.2 1.0 36 5.0 58.1 25.8 35 75 1.0 100 ULCE40 44.4 54.3 1.0 40 5.0 71.4 21 35 75 1.0 100 ULCE40A 44.4 49.1 1.0 40 5.0 64.5 23.3 35 75 1.0 100 ULCE43 47.8 58.4 1.0 43 5.0 76.7 19.5 35 150 1.0 200 ULCE43A 47.8 52.8 1.0 43 5.0 69.4 21.6 35 150 1.0 200 TYPE NUMBER |