công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RASV190107DBK1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

tên linh kiện RASV190107DBK1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Tablette en porte-a-faux pour montage sur deux montants
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Trang chủ  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

RASV190107DBK1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  RASV190107DBK1 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. RASV190107DBK1 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RA SV 190720BK1
RA SU190720BK1
4U
7.00
19.00 20.00
Up (Back
Only)
200
Tested to nearly double the suggested load rating.
23 Inch Mounting Shelves
Part No.
Part No.
Mounting Dimensions
Stiffener
Lip(s)
Suggested
Vented
Solid
Rack
Units Height Width Depth
Folded
Load
Capacity
RA SV 230515BK1 RA SU230515BK1
3U
5.25
23.00 15.00
Up (Back
Only)
200
RA SV 230520BK1 RA SU230520BK1
3U
5.25
23.00 20.00
Up (Back
Only)
200
Tested to nearly double the suggested load rating.
Les données sont sujettes à changement sans préavis.
© 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com