công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NE72218 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - California Eastern Labs

tên linh kiện NE72218
Giải thích chi tiết về linh kiện  C TO X BAND N-CHANNEL GaAs MESFET
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CEL [California Eastern Labs]
Trang chủ  http://www.cel.com
Logo CEL - California Eastern Labs

NE72218 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - California Eastern Labs

  NE72218 Datasheet HTML 1Page - California Eastern Labs NE72218 Datasheet HTML 2Page - California Eastern Labs NE72218 Datasheet HTML 3Page - California Eastern Labs NE72218 Datasheet HTML 4Page - California Eastern Labs NE72218 Datasheet HTML 5Page - California Eastern Labs  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
NE72218
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS1 (TA = 25°C)
SYMBOLS
PARAMETERS
UNITS
RATINGS
VDS
Drain to Source Voltage
V
5.0
VGS
Gate to Source Voltage
V
-5.0
VGD
Gate to Drain Voltage
V
-5.0
ID
Drain Current
IDSS
mA
TCH
Channel Temperature
°C
125
TSTG
Storage Temperature
°C
-65 to +125
PT
Total Power Dissipation
mW
250
Notes:
1. Operation in excess of any one of these parameters may result
in permanent damage.
TYPICAL PERFORMANCE CURVES (TA = 25°C)
Ambient Temperature, TA (
°C)
Drain to Source Voltage, VDS (V)
Gate to Source Voltage, VGS (V)
TOTAL POWER DISSIPATION vs.
AMBIENT TEMPERATURE
DRAIN CURRENT vs.
DRAIN TO SOURCE VOLTAGE
DRAIN CURRENT vs.
GATE TO SOURCE VOLTAGE
ORDERING INFORMATION
RANK
IDSS (mA)
MARKING
57
30 to 120
V57
58
65 to 120
V58
59
30 to 75
V59
IDSS CLASSIFICATION
PART
QUANTITY
PACKAGE
NUMBER
STYLE
NE72218
Bulk
NE72218-T1
3 Kpcs/Reel
8-mm wide embossed
tape, pin 3 (Source),
pin 4 (Drain) face
perforated side of
tape.
8-mm wide embossed
tape, pin 1 (Source),
pin 2 (Gate) face
perforated side of
tape.
100
80
60
40
20
01
2
3
4
5
VGS = 0 V
VGS = -0.5 V
VGS = -1.0 V
20
0
-4.0
-2.0
0
40
60
80
VDS = 3 V
300
200
100
0
50
100
150
Offset Frequency, kHz
BASE BAND 1/f NOISE vs.
OFFSET FREQUENCY
-90
-100
-110
-130
-140
-150
-160
-80
-120
0.1
1
10
100
VDS = 3 V,
IDS = 30 mA



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com