công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAAL-010705 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

tên linh kiện MAAL-010705
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise Amplifier
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Trang chủ  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

MAAL-010705 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

  MAAL-010705 Datasheet HTML 1Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MAAL-010705 Datasheet HTML 2Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MAAL-010705 Datasheet HTML 3Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MAAL-010705 Datasheet HTML 4Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MAAL-010705 Datasheet HTML 5Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MAAL-010705 Datasheet HTML 6Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MAAL-010705 Datasheet HTML 7Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MAAL-010705 Datasheet HTML 8Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. MAAL-010705 Datasheet HTML 9Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Low Noise Amplifier
0.5-1.6 GHz
MAAL-010705
Rev. V2
7
7
M/A-COM Technology Solutions Inc. and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.
Visit www.macomtech.com for additional data sheets and product information.
• North America Tel: 800.366.2266 / Fax: 978.366.2266
• Europe Tel: 44.1908.574.200 / Fax: 44.1908.574.300
• Asia/Pacific Tel: 81.44.844.8296 / Fax: 81.44.844.8298
7
7. S-Parameters files are available for download at macomtech.com.
26
-24
-22
-20
-18
-16
-14
-12
-10
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
-50
-48
-46
-44
-42
-40
-38
-36
-34
-32
-30
-28
-26
20
22
24
26
28
30
32
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
p2
p1
DB(|S(2,1)|)[X,3,2]
DB(GMax())[X,3,2]
Swp Max
2GHz
10.0
5.
0
3.
0
4.
0
0 4 GH
-0
.2
-
0
.
4
Swp Min
1.6 GHz
0.9 GHz
0.4 GHz
0.3 GHz
Swp Max
10. 0
5.
0
3.
0
4.
0
-0
.2
-
0
.
4
Swp Min
1.6 GHz
0.9 GHz
0.4 GHz
2GHz
0.3 GHz
Gain
Reverse Isolation
Input Return Loss
Output Return Loss
S-Parameters
7: 4 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com