công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ECSH1VC225R bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện ECSH1VC225R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Tantalum Solid Electrolytic Capacitors/TEH
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

ECSH1VC225R bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Panasonic Semiconductor

  ECSH1VC225R Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor ECSH1VC225R Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor ECSH1VC225R Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Tantalum Solid Electrolytic Capacitors/TEH
LxWxH
(mm)
(pcs)
(V)
(µF)
D.F.
(120Hz)
(+20
°C)
(µA)
I
L.C
Case Size
Specification
Cap.
(±20%)
Standard Products
Part No.
Min.PackagingQ'ty
Taping
Size
Code
W.V.
16
10
6.0x3.2x2.5
C
0.06
1.6
ECSH1CC106R
750
15
6.0x3.2x2.5
C
0.06
2.4
ECSH1CC156R
750
22
7.3x4.3x2.8
D
0.06
3.6
ECSH1CD226R
750
33
7.3x4.3x2.8
D
0.06
5.3
ECSH1CD336R
750
0.68 3.2x1.6x1.6
Y
0.04
0.5
ECSH1DY684R
2000
1.5
3.2x1.6x1.6
Y
0.04
0.5
ECSH1DY155R
2000
2.2
3.5x2.8x1.9
X
0.04
0.5
ECSH1DX225R
2000
3.3
3.5x2.8x1.9
X
0.04
0.7
ECSH1DX335R
2000
4.7
3.5x2.8x1.9
X
0.06
1.0
ECSH1DX475R
2000
6.0x3.2x2.5
C
0.06
1.0
ECSH1DC475R
750
6.8
6.0x3.2x2.5
C
0.06
1.4
ECSH1DC685R
750
10
6.0x3.2x2.5
C
0.06
2.0
ECSH1DC106R
750
15
7.3x4.3x2.8
D
0.06
3.0
ECSH1DD156R
750
22
7.3x4.3x2.8
D
0.06
4.4
ECSH1DD226R
750
0.47 3.2x1.6x1.6
Y
0.04
0.5
ECSH1EY474R
2000
1
3.2x1.6x1.6
Y
0.04
0.5
ECSH1EY105R
2000
1.5
3.5x2.8x1.9
X
0.04
0.5
ECSH1EX155R
2000
2.2
3.5x2.8x1.9
X
0.04
0.6
ECSH1EX225R
2000
25
3.3
3.5x2.8x1.9
X
0.04
0.9
ECSH1EX335R
2000
6.0x3.2x2.5
C
0.04
0.9
ECSH1EC335R
750
4.7
6.0x3.2x2.5
C
0.06
1.2
ECSH1EC475R
750
10
7.3x4.3x2.8
D
0.06
2.5
ECSH1ED106R
750
15
7.3x4.3x2.8
D
0.06
3.8
ECSH1ED156R
750
0.1
3.2x1.6x1.6
Y
0.04
0.5
ECSH1VY104R
2000
0.15 3.2x1.6x1.6
Y
0.04
0.5
ECSH1VY154R
2000
0.22 3.2x1.6x1.6
Y
0.04
0.5
ECSH1VY224R
2000
0.33 3.2x1.6x1.6
Y
0.04
0.5
ECSH1VY334R
2000
0.47 3.2x1.6x1.6
Y
0.04
0.5
ECSH1VY474R
2000
3.5x2.8x1.9
X
0.04
0.5
ECSH1VX474R
2000
0.68 3.2x1.6x1.6
Y
0.04
0.5
ECSH1VY684R
2000
3.5X2.8x1.9
X
0.04
0.5
ECSH1VX684R
2000
1
3.5x2.8x1.9
X
0.04
0.5
ECSH1VX105R
2000
1.5
3.5x2.8x1.9
X
0.04
0.6
ECSH1VX155R
2000
6.0x3.2x2.5
C
0.04
0.6
ECSH1VC155R
750
2.2
3.5x2.8x1.9
X
0.04
0.8
ECSH1VX225R
2000
6.0x3.2x2.5
C
0.04
0.8
ECSH1VC225R
750
3.3
6.0x3.2x2.5
C
0.04
1.2
ECSH1VC335R
750
7.3X4.3x2.8
D
0.04
1.2
ECSH1VD335R
750
4.7
7.3x4.3x2.8
D
0.06
1.7
ECSH1VD475R
750
6.8
7.3x4.3x2.8
D
0.06
2.4
ECSH1VD685R
750
10
7.3x4.3x2.8
D
0.06
3.5
ECSH1VD106R
750
20
35



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com