công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NID9N05CL bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện NID9N05CL
Giải thích chi tiết về linh kiện  9.0 A, 52 V, N?묬hannel, Logic Level, Clamped MOSFET w/ESD Protection in a DPAK Package
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NID9N05CL bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  NID9N05CL Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NID9N05CL Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NID9N05CL Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NID9N05CL Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NID9N05CL Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NID9N05CL Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor NID9N05CL Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
NID9N05CL, NID9N05ACL
http://onsemi.com
5
Crss
020
30
40
50
VDS, DRAIN−TO−SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
Figure 7. Capacitance Variation
200
0
300
100
10
VGS = 0 V
TJ = 25°C
Coss
Ciss
400
500
Frequency = 10 kHz
VDS
VGS
10
0
0.4
DRAIN−TO−SOURCE DIODE CHARACTERISTICS
VSD, SOURCE−TO−DRAIN VOLTAGE (VOLTS)
Figure 8. Gate−To−Source and Drain−To−Source
Voltage versus Total Charge
Figure 9. Resistive Switching Time
Variation versus Gate Resistance
RG, GATE RESISTANCE (OHMS)
1
10
100
10,000
100
VGS = 0 V
TJ = 25°C
Figure 10. Diode Forward Voltage versus Current
0
5
3
1
0
Qg, TOTAL GATE CHARGE (nC)
4
2
3
12
5
1.2
2
4
6
ID = 9 A
TJ = 25°C
Qgd
Qgs
QT
tr
td(off)
td(on)
tf
1000
VDD = 40 V
ID = 9 A
VGS = 10 V
4
8
1.0
0.8
0.6
50
40
30
20
10
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com