công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5KP85 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - EIC discrete Semiconductors

tên linh kiện 5KP85
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EIC [EIC discrete Semiconductors]
Trang chủ  http://www.eicsemi.com
Logo EIC - EIC discrete Semiconductors

5KP85 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - EIC discrete Semiconductors

  5KP85 Datasheet HTML 1Page - EIC discrete Semiconductors 5KP85 Datasheet HTML 2Page - EIC discrete Semiconductors 5KP85 Datasheet HTML 3Page - EIC discrete Semiconductors 5KP85 Datasheet HTML 4Page - EIC discrete Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES ( 5KP SERIES )
FIG.1 - PULSE DERATING CURVE
FIG.2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE
PEAK FORWARD SURGE CURRENT
0
25
50
75
100
125
150
175
Ta, AMBIENT TEMPERATURE, (
°C)
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
FIG.3 - STEADY STATE POWER DERATING
FIG.4 - PEAK PULSE POWER RATING CURVE
FIG.5 - PULSE WAVEFORM
0
1.0
2.0
3.0
4.0
80
60
40
20
120
8
100
10
400
0
600
0
300
200
100
2
6
0
0.1
4
1.0
tp, PULSE WIDTH
100
500
10
20
60
1
2
4
6
40
100
100
125
175
0
25
50
75
150
0.1
µs
1.0
µ s
10
µ s
100
µ s
10ms
1.0ms
200
TL, LEAD TEMPERATURE (
°C)
8.3 ms SINGLE HALF SINE WAVE
JEDEC METHOD
50
100
0
tr = 10
µs
Peak Value
IPPM
Ta=25
°C
Pulse Width (td) is defined
as that point where the peak
current decays to 50%
of IPPM
tp
10x1000
µs Waveform
as defined by R.E.A.
Half Value - IPPM
2
T, TIME(ms)



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com