công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L7805ABV bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L7805ABV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Positive voltage regulator ICs
PDF  58 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L7805ABV bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - STMicroelectronics

Back Button L7805ABV Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L7805ABV Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics L7805ABV Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics L7805ABV Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics L7805ABV Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics L7805ABV Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics L7805ABV Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics L7805ABV Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics L7805ABV Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 58 page
background image
DocID2143 Rev 32
15/58
Positive voltage regulator ICs
Electrical characteristics
58
VI = 33 V, IO = 1 A, TJ = 0 to 125 °C (L7824AC), TJ = -40 to 125 °C (L7824AB), unless
otherwise specified(g).
g.
Minimum load current for regulation is 5 mA.
Table 9. Electrical characteristics of L7824A
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VO
Output voltage
TJ = 25°C
23.5
24
24.5
V
VO
Output voltage
IO = 5 mA to 1 A, VI = 27.3 to 37 V
23
24
25
V
VO
Output voltage
IO = 1 A, VI = 37 to 38 V, TJ = 25°C
23
24
25
V
ΔVO (1) Line regulation
VI = 27 to 38 V, IO = 500 mA, TJ = 25°C
31
240
mV
VI = 30 to 36 V
35
200
mV
VI = 30 to 36 V, TJ = 25°C
14
120
mV
VI = 26.7 to 38 V, TJ = 25°C
31
240
mV
ΔVO (1) Load regulation
IO = 5 mA to 1 A
25
100
mV
IO = 5 mA to 1.5 A, TJ = 25°C
30
100
IO = 250 to 750 mA
10
50
Iq
Quiescent current
TJ = 25°C
4.6
6
mA
6mA
ΔIq
Quiescent current change
VI = 27.3 to 38 V, IO = 500 mA
0.8
mA
VI = 27.3 to 38 V, TJ = 25°C
0.8
mA
IO = 5 mA to 1 A
0.5
mA
SVR
Supply voltage rejection
VI = 28 to 38 V, f = 120 Hz, IO = 500 mA
54
dB
Vd
Dropout voltage
IO = 1 A, TJ = 25°C
2
V
eN
Output noise voltage
TA = 25°C, B = 10 Hz to 100 kHz
10
µV/VO
RO
Output resistance
f = 1 kHz
20
m
Ω
Isc
Short circuit current
VI = 35 V, TA = 25°C
0.2
A
Iscp
Short circuit peak current
TJ = 25°C
2.2
A
ΔVO/ΔT Output voltage drift
-1.5
mV/°C
1.
Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Changes in VO due to heating effects must be
taken into account separately. Pulse testing with low duty cycle is used.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com