| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PJL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PJL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
2 / 3 page ![]() PJ/PJU Replacement Hardware Kits Inner Panels Swing Panels Terminal Kit Assemblies Finition Les produits en polyester renforcé à la fibre de verre ont un fini gris. Les panneaux intérieurs offerts en option sont en acier avec revêtement en poudre blanc, en aluminium non fini ou en fibre de verre. Accessoires Snap Latch Part No. Overall Dimensions Panel Dimensions Centers Cover Dimensions Opt. Steel Panel Ship Wt. A B C D E F G H J S Z L T V U W Part No. (lbs) PJ664L 6.10 6.10 4.18 4.88 4.88 3.76 5.01 5.01 3.52 4.25 4.25 7.32 5.83 0.49 7.69 7.69 14R0505 4 PJ864L 8.00 6.12 4.13 6.75 4.88 3.68 6.89 5.01 3.47 6.25 4.25 9.19 5.85 0.50 9.59 7.71 14R0705 4 PJ1084L 10.13 8.26 4.13 8.75 6.88 3.68 8.89 7.01 3.47 8.25 6.25 11.19 7.85 0.50 11.77 9.90 14R0907 6 PJ1086L 10.13 8.26 6.13 8.75 6.88 5.68 8.89 7.01 5.47 8.25 6.25 11.19 7.85 0.50 11.77 9.90 14R0907 6 PJ12106L 12.13 10.26 6.13 10.75 8.88 5.68 10.89 9.01 5.47 10.25 8.25 13.19 9.85 0.50 13.77 11.90 14R1109 8 PJ14126L 14.13 12.26 6.13 12.75 10.88 5.68 12.89 11.01 5.47 12.25 10.25 15.19 11.85 0.50 15.73 13.85 14R1311 11 PJ16148L 16.27 14.40 8.13 14.75 12.88 7.68 14.89 13.01 7.47 14.25 12.25 17.19 13.71 0.50 17.87 15.99 14R1513 12 PJ18168L 18.40 16.40 8.13 16.88 14.88 7.68 16.97 14.97 7.47 16.25 14.25 19.28 15.72 0.50 20.00 18.00 P1868 17 PJ20168L 20.00 16.00 8.13 18.44 14.44 7.68 18.54 14.54 7.47 17.81 13.81 20.84 15.31 0.52 21.59 17.59 P2068 19 Aluminum and fiberglass panels available |