công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5KP40C bảng dữ liệu(PDF) 55 Page - Socay Electornics Co., Ltd.

tên linh kiện 5KP40C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Transient Voltage Suppressors (TVS)
PDF  56 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SOCAY [Socay Electornics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.socay.com
Logo SOCAY - Socay Electornics Co., Ltd.

5KP40C bảng dữ liệu(HTML) 55 Page - Socay Electornics Co., Ltd.

Back Button 5KP40C Datasheet HTML 48Page - Socay Electornics Co., Ltd. 5KP40C Datasheet HTML 49Page - Socay Electornics Co., Ltd. 5KP40C Datasheet HTML 50Page - Socay Electornics Co., Ltd. 5KP40C Datasheet HTML 51Page - Socay Electornics Co., Ltd. 5KP40C Datasheet HTML 52Page - Socay Electornics Co., Ltd. 5KP40C Datasheet HTML 53Page - Socay Electornics Co., Ltd. 5KP40C Datasheet HTML 54Page - Socay Electornics Co., Ltd. 5KP40C Datasheet HTML 55Page - Socay Electornics Co., Ltd. 5KP40C Datasheet HTML 56Page - Socay Electornics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 55 / 56 page
background image
www.socay.com
55
Axial Lead Transient Voltage Suppressors (TVS)
LCE Series
6.5 To 90 V
1500W
Low Capacitance
Uni-directional
Bi-directional
u
Glass passivated chip
u
1500W peak pulse power capability with a 10/1000
µs
waveform, repetitive rate (duty cycle): 0.01%
u
Low leakage
u
Excellent clamping capability
u
Very fast response time
u
RoHS compliant
DO-201
Inches
Millimeters
Dimensions
Min
Max
Min
Max
A
1.000
-
25.40
-
B
0.285
0.375
7.24
9.53
C
0.038
0.042
0.97
1.07
D
0.189
0.209
4.79
5.30
Dimensions
Features
DO-201
Cathode Band



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com