công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GP1201FSS18 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Dynex Semiconductor

tên linh kiện GP1201FSS18
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Switch Low V IGBT Module
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DYNEX [Dynex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.dynexsemi.com
Logo DYNEX - Dynex Semiconductor

GP1201FSS18 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Dynex Semiconductor

  GP1201FSS18 Datasheet HTML 1Page - Dynex Semiconductor GP1201FSS18 Datasheet HTML 2Page - Dynex Semiconductor GP1201FSS18 Datasheet HTML 3Page - Dynex Semiconductor GP1201FSS18 Datasheet HTML 4Page - Dynex Semiconductor GP1201FSS18 Datasheet HTML 5Page - Dynex Semiconductor GP1201FSS18 Datasheet HTML 6Page - Dynex Semiconductor GP1201FSS18 Datasheet HTML 7Page - Dynex Semiconductor GP1201FSS18 Datasheet HTML 8Page - Dynex Semiconductor GP1201FSS18 Datasheet HTML 9Page - Dynex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
GP1201FSS18
Caution: This device is sensitive to electrostatic discharge. Users should follow ESD handling procedures.
7/9
www.dynexsemi.com
PACKAGE DETAILS
For further package information, please visit our website or contact your nearest Customer Service Centre. All dimensions in mm, unless
stated otherwise. DO NOT SCALE.
140
4x M8
5
6x M4
11
35
14.5
20
6x Ø7
15
15
C1
E1
C2
E2
G
Aux E
Aux C
6
5
62
62
Nominal weight: 1600g
Module outline type code: F



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com