công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZMM30 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện ZMM30
Giải thích chi tiết về linh kiện  500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

ZMM30 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Diodes Incorporated

  ZMM30 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated ZMM30 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated ZMM30 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
DS18005 Rev. H-3
1 of 3
ZMM2V4-ZMM75
ZMM2V4 - ZMM75
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
Features
·
Case: MiniMELF, Glass
·
Terminals: Solderable per MIL-STD-202,
Method 208
·
Polarity: Cathode Band
·
Approx. Weight: 0.05 grams
Mechanical Data
Maximum Ratings
Notes:
1. Tested with Pulses, tp = 20ms.
2. Valid provided that Electrodes are kept at Ambient Temperature.
Characteristic
Symbol
Value
Unit
Power Dissipation (Note 2)
Pd
500
mW
Forward Voltage @ IF = 200mA
VF
1.5
V
Thermal Resistance, Junction to Ambient Air (Note 2)
RqJA
300
K/W
Operating and Storage Temperature Range
Tj,TSTG
-55 to +175
°C
·
Planar Die Construction
·
Sealed Glass Case
·
Ideally Suited for Automated Insertion
·
2.4V - 75V Nominal Zener Voltages
@ TA = 25°C unless otherwise specified
MiniMELF
Dim
Min
Max
A
3.30
3.70
B
1.30
1.60
C
0.28
0.50
All Dimensions in mm
C
A
B
NOT FOR NEW DESIGN,
USE BZT52C2V4 - BZT52C51


Số phần tương tự - ZMM30

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
ZMM30 SEMTECH-ZMM30 Datasheet
594Kb / 8P
SILICON PLANAR POWER ZENER DIODES?
logo
Shanghai Lunsure Electr...
ZMM30 CHENYI-ZMM30 Datasheet
449Kb / 8P
0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
ZMM30 GE-ZMM30 Datasheet
351Kb / 8P
Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
ZMM30 GOOD-ARK-ZMM30 Datasheet
627Kb / 8P
SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
ZMM30 DIOTEC-ZMM30 Datasheet
134Kb / 3P
Surface mount Silicon Planar Zener Diodes
More results

Mô tả tương tự - ZMM30

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
MMSZ5221B DIODES-MMSZ5221B Datasheet
61Kb / 3P
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18010 Rev. 7 - 2
MMSZ5221B DIODES-MMSZ5221B_1 Datasheet
99Kb / 4P
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18010 Rev. 18 - 2
logo
Won-Top Electronics
MMSZ5221B WTE-MMSZ5221B Datasheet
75Kb / 4P
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
logo
Diodes Incorporated
MMSZ5221B DIODES-MMSZ5221B_09 Datasheet
92Kb / 5P
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18010 Rev. 23 - 2
MMSZ5263B DIODES-MMSZ5263B Datasheet
86Kb / 3P
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS31652 Rev. 4 - 2
ZMM5245B-7 DIODES-ZMM5245B-7 Datasheet
82Kb / 5P
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
Rev 13.2.2003
MMSZ5221B DIODES-MMSZ5221B_15 Datasheet
106Kb / 5P
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
Rev 27
logo
Won-Top Electronics
BZT52C12 WTE-BZT52C12 Datasheet
49Kb / 5P
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
MMSZ4682 WTE-MMSZ4682 Datasheet
49Kb / 5P
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
MMSZ4706 WTE-MMSZ4706 Datasheet
49Kb / 5P
500mW SURFACE MOUNT ZENER DIODE
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com