| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
54HSC bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Dynex Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
54HSC bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Dynex Semiconductor |
|
8 / 10 page ![]() 54HSC/T630 8/10 Ref Millimetres Inches Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. A - - 2.97 - - 0.117 b 0.38 - 0.48 0.015 - 0.019 c 0.076 - 0.152 0.003 - 0.006 D 18.08 - 18.49 0.712 - 0.728 E 12.50 - 12.90 0.492 - 0.508 E2 9.45 - 9.85 0.372 - 0.388 e 1.14 - 1.40 0.045 - 0.055 L 8.00 - 9.27 0.315 - 0.365 Q 0.66 - - 0.026 - - S - - 1.14 - - 0.045 XG543 Figure 10: 28-Lead Ceramic Flatpack (Solder Seal) - Package Style F E b e D L A Q c Pin 1 S E2 |