công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VC080505C150 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - AVX Corporation

tên linh kiện VC080505C150
Giải thích chi tiết về linh kiện  AVX Multilayer Ceramic Transient Voltage Suppressors
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVX [AVX Corporation]
Trang chủ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

VC080505C150 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - AVX Corporation

Back Button VC080505C150 Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation VC080505C150 Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation VC080505C150 Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation VC080505C150 Datasheet HTML 5Page - AVX Corporation VC080505C150 Datasheet HTML 6Page - AVX Corporation VC080505C150 Datasheet HTML 7Page - AVX Corporation VC080505C150 Datasheet HTML 8Page - AVX Corporation VC080505C150 Datasheet HTML 9Page - AVX Corporation VC080505C150 Datasheet HTML 10Page - AVX Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
7
TransGuard
®
AVX Multilayer Ceramic Transient Voltage Suppressors
TYPICAL PERFORMANCE CURVES (0603, 0805, 1206 & 1210 CHIP SIZES)
VOLTAGE/CURRENT CHARACTERISTICS
Multilayer construction and improved grain structure result in excellent transient clamping characteristics up to 500 amps peak
current, depending on case size and energy rating, while maintaining very low leakage currents under DC operating condi-
tions. The VI curve below shows the voltage/current characteristics for the 3.3V, 5.6V, 12V, 14V, 18V, 26V, 30V, 48V and
60VDC parts with currents ranging from parts of a micro amp to tens of amps.
VI Curves - 9V, 12V, and 14V Products
50
40
30
20
10
0
10-9
10-6
10-3
10+0
10+3
Current (A)
9V, 0.1J
12V, 0.1J
14V, 0.1J
14V, >0.1J
VI Curves - 3.3V and 5.6V Products
25
20
15
10
5
0
10-9
10-6
10-3
10+0
10+3
Current (A)
3.3V, 0.1J
3.3V, >0.1J
5.6V, 0.1J
5.6V, >0.1J
VI Curves - 30V, 48V, and 60V Products
200
150
100
50
0
10-9
10-6
10-3
10+0
10+3
Current (A)
30V, 0.1J
30V, >0.1J
48V
60V
VI Curves - 18V and 26V Products
100
80
60
40
20
0
10-9
10-6
10-3
10+0
10+3
Current (A)
18V, 0.1J
18V, >0.1J
26V, 0.1J
26V, >0.1J
VI Curve - 85V Product
0
40
80
120
160
200
1.E-09
1.E-06
1.E-03
1.E+00
1.E+03
Current (A)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com