| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
U2010B-MY bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ATMEL Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
U2010B-MY bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ATMEL Corporation |
|
2 / 13 page ![]() 2 4712B–AUTO–10/05 U2008B Figure 1-2. Block Diagram with Typical Circuit: Soft Start Automatic retriggering Limiting detector Current detector Full wave load current detector Soft start Voltage detector 7 Phase control unit ϕ = f(V 3) 6 Mains voltage compensation Supply voltage limiting Reference voltage Voltage monitoring 23 5 4 1 8 R 2 680 k Ω 22 k Ω/2W BYT51K 470 k Ω 180 Ω TIC 226 Load 68 k Ω Set point 100 nF 10 nF 230 V ~ 50 k Ω 220 k Ω GND 100 µF/ 25 V + - L Soft start 4.7 µF/25 V N U2008B R 1 D 1 R 8 α max -V S C 1 P 1 R 7 R 10 C 4 C 3 C 5 R 3 |