công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

QEM3 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện QEM3
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A/200V Snubber Damping Rectifier
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

QEM3 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Cystech Electonics Corp.

  QEM3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. QEM3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. QEM3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. QEM3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. QEM3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. QEM3 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C208M3
Issued Date : 2013.11.20
Revised Date :
Page No. : 1/6
QEM3
CYStek Product Specification
1A/200V Snubber Damping Rectifier
QEM3
Features
• High current capability
• Smoothly soft reverse recovery time (trr)
• Low profile surface mounted package in order to minimize board space
• Pb-free lead plating and halogen-free package
Symbol
Outline
Ordering Information
Device
Package
Shipping
QEM3-0-T2-G
SOT-89
(Pb-free lead plating and halogen-free package)
1000 pcs / Tape & Reel
QEM3
SOT-89
A K N
A:Anode
K:Cathode
N:Not Connected
Environment friendly grade : S for RoHS compliant products, G for RoHS compliant and
green compound products
Packing spec, T2 :1000 pcs/tape & reel, 7” reel
Product rank, zero for no rank products
Product name


Mô tả tương tự - QEM3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
QE CYSTEKEC-QE Datasheet
327Kb / 7P
1A /200V Snubber Damping Rectifier
QEL3 CYSTEKEC-QEL3 Datasheet
250Kb / 6P
1A /200V Snubber Damping Rectifier
QJ-2L CYSTEKEC-QJ-2L Datasheet
245Kb / 6P
1A Snubber Damping Rectifier
QJCTM3 CYSTEKEC-QJCTM3 Datasheet
232Kb / 6P
1A Snubber Damping Rectifier
QJL3 CYSTEKEC-QJL3 Datasheet
239Kb / 6P
1A Snubber Damping Rectifier
QJM3 CYSTEKEC-QJM3 Datasheet
232Kb / 6P
1A Snubber Damping Rectifier
QJAF CYSTEKEC-QJAF Datasheet
404Kb / 7P
1A Snubber Damping Rectifier
QJP-62 CYSTEKEC-QJP-62 Datasheet
389Kb / 6P
1A Snubber Damping Rectifier
QJP-65 CYSTEKEC-QJP-65 Datasheet
389Kb / 6P
1A Snubber Damping Rectifier
QJP CYSTEKEC-QJP Datasheet
388Kb / 6P
1A Snubber Damping Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com