công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LL4113 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

tên linh kiện LL4113
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Switching Surface Mount Diode
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

LL4113 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

  LL4113 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd LL4113 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
LL4620~LL4125
Features
Small surface mounting type
High reliability
Low current operation at 250uA
Applications
Voltage stabilization
Absolute Maximum Ratings
Tj=25℃
Parameter
Test Conditions
Type
Symbol
Value
Unit
Power dissipation
RthJA≦300K/W
PV
500
mW
Z-current
IZ
PV/VZ
mA
Junction temperature
Tj
175
℃
Storage temperature range
Tstg
-65~+175
℃
Stresses exceeding maximum ratings may damage the device. Maximum ratings are stress ratings only. Functional operation above the
recommended operating conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the recommended operating conditions may
affect device reliability.
Electrical Characteristics
Tj=25℃
Parameter
Test Conditions
Type
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Forward voltage
IF=200mA
VF
1.1
V
Fast Switching Surface Mount Diode
MINI MELF
Dimension in millimeters
http://www.luguang.cn
mail:lge@luguang.cn


Số phần tương tự - LL4113

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
General Semiconductor
LL41 GE-LL41 Datasheet
42Kb / 2P
Schottky Diodes
logo
Vishay Siliconix
LL41 VISHAY-LL41 Datasheet
142Kb / 5P
Small Signal Schottky Diode
21-Jul-06
logo
SynSemi, Inc.
LL41 SYNSEMI-LL41 Datasheet
28Kb / 1P
SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
LL41 JINANJINGHENG-LL41 Datasheet
57Kb / 2P
SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
LL41 BILIN-LL41 Datasheet
246Kb / 3P
SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE
More results

Mô tả tương tự - LL4113

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transys Electronics
BAS19W TRSYS-BAS19W Datasheet
115Kb / 2P
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE
logo
Won-Top Electronics
BAV70 WTE-BAV70 Datasheet
44Kb / 3P
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE
logo
Diodes Incorporated
1N4448W DIODES-1N4448W Datasheet
73Kb / 3P
FAST SWITCHING SURFACE MOUNT DIODE
DS12002 Rev. 9 - 2
BAS19 DIODES-BAS19 Datasheet
71Kb / 2P
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE
DS12004 Rev. 12 - 2
BAS19W DIODES-BAS19W Datasheet
64Kb / 3P
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE
DS30118 Rev. 6 - 2
MMBD4448HT DIODES-MMBD4448HT Datasheet
167Kb / 2P
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE
DS30263 Rev. 5 - 2
logo
Won-Top Electronics
1N4150W WTE-1N4150W_06 Datasheet
40Kb / 4P
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE
1N4448W WTE-1N4448W_06 Datasheet
36Kb / 4P
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE
BAV19W WTE-BAV19W_06 Datasheet
49Kb / 4P
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE
BAW56 WTE-BAW56_06 Datasheet
50Kb / 4P
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com