| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
IME bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IME bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
2 / 3 page ![]() Les panneaux latéraux en tôle d'acier de calibre 16 offerts en option sont encastrés et d'affleurement avec les côtés de l'armoire. Les panneaux latéraux doivent être commandés séparément. Des tiges de mise à la masse et de mise à la terre sont fournies pour toutes les portes et tous les panneaux. Accessoires Part No. Nominal Dimensions Overall Dimensions Panel Dimensions Ship Wt. A x B x C (mm) A B C D E F Height Width lbs IME1666 1600 x 600 x 600 70.31 23.00 23.63 59.81 13.00 10.50 61.75 17.75 235 IME1668 1600 x 600 x 800 70.31 23.00 31.50 59.81 13.00 17.50 61.75 17.75 245 IME1676 1600 x 700 x 600 70.31 28.00 23.63 59.81 17.00 10.50 61.75 22.75 260 IME1678 1600 x 700 x 800 70.31 28.00 31.50 59.81 17.00 17.50 61.75 22.75 270 IME1686 1600 x 800 x 600 70.31 31.50 23.63 59.81 17.00 10.50 61.75 26.25 285 IME1688 1600 x 800 x 800 70.31 31.50 31.50 59.81 17.00 17.50 61.75 26.25 300 IME1864 1800 x 600 x 400 77.31 23.00 15.75 66.81 13.00 10.50 68.75 17.75 225 IME1865 1800 x 600 x 500 77.31 23.00 19.63 66.81 13.00 10.50 68.75 17.75 230 IME1866 1800 x 600 x 600 77.31 23.00 23.63 66.81 13.00 10.50 68.75 17.75 250 IME1868 1800 x 600 x 800 77.31 23.00 31.50 66.81 13.00 17.50 68.75 17.75 270 |