công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC2238 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Savantic, Inc.

tên linh kiện 2SC2238
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Power Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Trang chủ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

2SC2238 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Savantic, Inc.

  2SC2238 Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. 2SC2238 Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. 2SC2238 Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
2
Silicon NPN Power Transistors
2SC2238 2SC2238A 2SC2238B
CHARACTERISTICS
Tj=25
unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
2SC2238
160
2SC2238A
180
V(BR)CEO
Collector-emitter
breakdown voltage
2SC2238B
IC=10mA; IB=0
200
V
V(BR)EBO
Emitter-base breakdown voltage
IE=1mA; IC=0
5
V
VCEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=500A; IB=50mA
1.5
V
VBE
Base-emitter on voltage
IC=500mA ; VCE=5V
1.0
V
ICBO
Collector cut-off current
VCB=160V ;IE=0
1.0
µA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=5V; IC=0
1.0
µA
hFE
DC current gain
IC=100mA ; VCE=5V
70
240
Cob
Output capacitance
IE=0 ; VCB=10V,f=1MHz
25
pF
fT
Transition frequency
IC=100mA ; VCE=10V
100
MHz
hFE Classifications
O
Y
70-140
120-240



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com