công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LBT10017 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SIPAT Co,Ltd

tên linh kiện LBT10017
Giải thích chi tiết về linh kiện  100MHz SAW Filter 3.4MHz Bandwidth
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIPAT [SIPAT Co,Ltd]
Trang chủ  http://www.sipatsaw.com
Logo SIPAT - SIPAT Co,Ltd

LBT10017 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SIPAT Co,Ltd

  LBT10017 Datasheet HTML 1Page - SIPAT Co,Ltd LBT10017 Datasheet HTML 2Page - SIPAT Co,Ltd LBT10017 Datasheet HTML 3Page - SIPAT Co,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Phone: +86-23-62920684
Fax: +86-23-62805284
www.sipatsaw.com / sawmkt@sipat.com
Tel: +86-23-62808818
Fax: +86-23-62808382
www.sipatsaw.com / sales@sipat.com
SIPAT
SIPAT
SIPAT
SIPAT Co.,
Co.,
Co.,
Co., Ltd.
Ltd.
Ltd.
Ltd.
( CETC No.26 Research Institute )
#14 Nanping Huayuan Road,
Chongqing, China, 400060
Part Number
LBT10017
Rev. Date
2013-12-19
Ver.
1.0
Page
3/3
China
China Electronics
Electronics Technology
Technology Group
Group Corporation
Corporation
No.26
No.26 Research
Research Institute
Institute
100MHz SAW Filter
3.4MHz Bandwidth
SIPAT
SIPAT
SIPAT
SIPAT
SIPAT
SIPAT
SIPAT
SIPAT Co.,
Co.,
Co.,
Co.,
Co.,
Co.,
Co.,
Co., Ltd.
Ltd.
Ltd.
Ltd.
Ltd.
Ltd.
Ltd.
Ltd.
www.sipatsaw.com
www.sipatsaw.com
www.sipatsaw.com
www.sipatsaw.com
www.sipatsaw.com
www.sipatsaw.com
www.sipatsaw.com
www.sipatsaw.com
Part
Part
Part
Part Number:
Number:
Number:
Number: LB
LB
LB
LBT10017
T10017
T10017
T10017
Typical Performance
Frequency Response
Passband Response
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
-114.7124
-104.7124
-94.7124
-84.7124
-74.7124
-64.7124
-54.7124
-44.7124
-34.7124
-24.7124
-14.7124
Type Performance
Frequency(MHz)
97
98
99
100
101
102
103
-27.2124
-26.7124
-26.2124
-25.7124
-25.2124
-24.7124
-24.2124
-23.7124
-23.2124
-22.7124
-22.2124
Type Performance
Frequency(MHz)
Horizontal: 2MHz/Div
Vertical: 10dB/Div
Horizontal: 1MHz/Div
Vertical: 0.5dB/Div
Group Delay Variation
Phase Linearity
98
98.5
99
99.5
100
100.5
101
101.5
102
102.5
3000
3500
4000
4500
5000
X: 98.3
Y: 3856
Type Performance
Frequency(MHz)
X: 101.7
Y: 3922
97.5
98
98.5
99
99.5
100
100.5
101
101.5
102
-15
-10
-5
0
5
10
Type Performance
Frequency(MHz)
X: 101.7
Y : 1.771
X: 98.3
Y: -3.97
Horizontal: 0.5MHz/Div
Vertical: 500ns/Div
Horizontal: 0.5MHz/Div
Vertical: 5deg/Div
Smith Chart S11
Smith Chart S22
+j0.2
-j0.2
+j0.5
-j0.5
+j1.0
-j1.0
+j2.0
-j2.0
+j5.0
-j5.0
0.0
+j0.2
-j0.2
+j0.5
-j0.5
+j1.0
-j1.0
+j2.0
-j2.0
+j5.0
-j5.0
0.0



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com