công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5820 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện 1N5820
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

1N5820 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diodes Incorporated

  1N5820 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated 1N5820 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
DS23003 Rev. 7 - 2
2 of 2
1N5820-1N5822
www.diodes.com
0
1
2
3
4
10
50
100
150
T , LEAD TEMPERATURE (ºC)
L
Fig. 1 Forward Current Derating Curve
Single Phase Half-Wave
60 Hz Resistive or Inductive
Load 9.5mm Lead Length
10
100
1000
0.1
1.0
10
100
V , REVERSE VOLTAGE (V)
R
Fig.4 Typical Total Capacitance
T = 25ºC
j
f = 1MHz
V
= 50m Vp-p
sig
0
20
40
60
80
100
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig. 3 Peak Forward SurgeCurrent
8.3ms Single Half Sine-Wave
JEDEC Method
T= T
J
J(max)
0.1
1.0
10
30
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
1.1
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
F
Fig. 2 Typical Forward Voltage Characteristics



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com